Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMR-R100-1.0 Datasheet(PDF) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

Part # SMR-R100-1.0
Description  Precision Resistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RHOPOINT [RHOPOINT COMPONENTS]
Direct Link  http://www.rhopointcomponents.com
Logo RHOPOINT - RHOPOINT COMPONENTS

SMR-R100-1.0 Datasheet(HTML) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

  SMR-R100-1.0 Datasheet HTML 1Page - RHOPOINT COMPONENTS SMR-R100-1.0 Datasheet HTML 2Page - RHOPOINT COMPONENTS SMR-R100-1.0 Datasheet HTML 3Page - RHOPOINT COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Precision Resistors
Typ / type SMR
RHOPOINT COMPONENTS LTD
Holland Road, Hurst Green, Oxted, Surrey, RH8 9AX, ENGLAND
Tel: +44/01883 717988, Fax: +44/01883 712938, Email: sales@rhopointcomponents.com Website: www.rhopointcomponents.com
Ausgabe / Issue : 26/08/2002
SMR-1 / 3
Technische Änderungen vorbehalten - technical modifications reserved
Technische Daten / technical data
Widerstandswerte
1
resistance values
1
10 mOhm – 4,7Ohm
Toleranz
tolerance
0.5% (
≥50 mOhm) / 1% / 5%
Temperaturkoeffizient
temperature coefficient (tcr)
< 50 ppm/K (20 °C – 60 °C)
Temperaturbereich
applicable temperature range
-55 °C - + 140 °C
Belastbarkeit
load capacity
3W
Innerer Wärmewiderstand
internal heat resistance
R thi <15K/W
Induktivität ( R = 10 mOhm )
inductance ( R = 10 mOhm )
< 10 nH
Isolationsspannung
dielectric withstanding voltage
1000 VAC
Stabilität unter Nennlast
(Tk =75 °C)
stability ( nominal load )
(Tk =75 ° C)
Abweichung < 0.5 % nach 2000 h
deviation < 0.5 % after 2000 h
Merkmale / features
• 3 Watt Dauerleistung
3 Watt permanent power
• Dauerströme bis 17 A ( 10mOhm )
permanent current up to 17 Amps ( 17 mOhm )
• sehr gute Langzeitstabilität
excellent long term stability
• sehr hohe Pulsbelastbarkeit
high pulse power rating
• Bauteilmontage: Reflow -,Welle und IR-Löten
mounting: reflow, dip - or wave and infrared
soldering
1
Widerstandswerte gemäß Reihe E12 mit den Zusatzwerten 2 und 5 verfügbar
Standard resistance values according to E12 with the additional values of 2 and 5
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von
MANGANIN-Widerständen
temperature dependence of the electrical resistance of
MANGANIN-resistors
-40
-20
20
40
60
80
100
120
T [oC]
-1
-0.5
0.5
1
∆R/R
20 [%]
Applikationen / application
• Steuergeräte in der Automobiltechnik
control systems for the automotive market
• Leistungsmodule / power modules
• Frequenzumrichter / frequency converters
• Schaltnetzteile / switch mode power supplies
Lastminderungskurve für Widerstände montiert auf Kühlkörper
power derating for heatsink mounted resistors
0
20
40
60
80
100
120
140
terminal temperature T
K / [
oC]
0.25
0.5
0.75
1
P / P
Nom
stability: 1%
stability: 0.5%
reduced
Bestellbezeichnung / ordering code
SMR-R100-1.0%
Typ
Type
Widerstandswert
Resistance value
Toleranz
tolerance
SMR
100 mOhm
1%


Similar Part No. - SMR-R100-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SMR-001T-0.6 ETC2-SMR-001T-0.6 Datasheet
232Kb / 8P
Crimping tools and machines
SMR-001T-0.6 ETC2-SMR-001T-0.6 Datasheet
224Kb / 8P
APPLICATION TOOLING
SMR-02V-B ETC2-SMR-02V-B Datasheet
133Kb / 5P
2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
SMR-02V-N ETC2-SMR-02V-N Datasheet
133Kb / 5P
2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
SMR-03V-B ETC2-SMR-03V-B Datasheet
133Kb / 5P
2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
More results

Similar Description - SMR-R100-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Welwyn Components Limit...
3812-10TGI WELWYN-3812-10TGI Datasheet
391Kb / 2P
Precision Resistors Precision Resistors
logo
RHOPOINT COMPONENTS
A-H2 RHOPOINT-A-H2 Datasheet
68Kb / 2P
Precision Resistors
SMH-B-R010-1.0 RHOPOINT-SMH-B-R010-1.0 Datasheet
139Kb / 3P
Precision Resistors
logo
Isabellenhütte Heu...
BVB ISABELLENHUETTE-BVB Datasheet
1Mb / 4P
PRECISION RESISTORS
BVH ISABELLENHUETTE-BVH Datasheet
504Kb / 4P
Precision resistors
CMK ISABELLENHUETTE-CMK Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
CMS ISABELLENHUETTE-CMS Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
BVT ISABELLENHUETTE-BVT Datasheet
725Kb / 4P
Precision resistors
SMT ISABELLENHUETTE-SMT Datasheet
1Mb / 5P
Precision resistors
VLK ISABELLENHUETTE-VLK Datasheet
802Kb / 4P
PRECISION RESISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com