Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet(PDF) 23 Page - OSRAM GmbH

Part # CWCBLPM1.S1-MZNY-HL
Description  SMD ceramic package with diffused
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet(HTML) 23 Page - OSRAM GmbH

Back Button CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.S1-MZNY-HL Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 24 page
background image
Version 1.5
CW CBLPM1.S1
2016-01-25
23
Glossary
Glossar
1) Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty
of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of
k = 3).
1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
2) Operating Conditions: Operating
conditions
according DC-derating (Max. Permissible Forward
Current)
2) Nutzungsbedingungen: Nutzungsbedingungen
gemäß
DC-Derating
(Maximal
zulässiger
Durchlassstrom)
3) Operating Conditions: Operating
conditions
according
Pulse-derating
(Permissible
Pulse
Handling Capability)
3) Nutzungsbedingungen: Nutzungsbedingungen
gemäß Pulsderating (Zulässige Impulsbelastbarkeit)
4) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of
± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
4) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
5) Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded
uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
5) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8 ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit
von
± 0,05 V
und
einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
6) Thermal Resistance: The typical R
th value is the
average of a distribution. The value was determined
on a sample basis and is not monitored.
6) Wärmewiderstand: Der typische R
th Wert ist der
Mittelwert einer Verteilung. Der Wert wurde auf
Musterbasis
ermittelt
und
wird
nicht
ständig
überwacht.
7) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
7) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
8) Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
8) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
9) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
9) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com