Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AT32063 Datasheet(PDF) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # AT32063
Description  AT-32063
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

AT32063 Datasheet(HTML) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  AT32063 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32063 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
1
低電流、高効率NPNトランジスタ
ツイン・タイプSOT-363パッケージ
特 長
●低電流、低電圧用高効率トランジス
タ
●900MHzで特性を保証
1.1dB NF(標準),14.5dB GA(標準)
●2.7Vで特性を保証
●トランジスタ2個入り(パッケージ当
たり)
●SOT-363(SC-70)表面実装プラス
チック・パッケージ
●テープ・リール・オプションを用意
概 要
AT-32063は低電圧動作用に最適化され
た高効率NPNバイポーラ・トランジス
タが2つSOT-363のパッケージに入っ
ています。2つのトランジスタはパッ
ケージ内で接続されていないため、い
ろいろな回路設計に用いることができ
ます。ピン配置はアンプのカスケード
接続に便利なように設計されていま
す。パッケージは、SOT-363(SC-70)の
表面実装プラスチック・パッケージで
す。
3.2mmのエミッタ・ピッチとトランジ
スタの寄生成分の低減により、高性能
なトランジスタです。また、エミッ
タ・フィンガーが20本あるため、整合
が容易で、中電力、低雑音抵抗、低電
Surface Mount Package
SOT-363 (SC-70)
Pin Connections
AT-32063
流駆動が可能なトランジスタです。
2.7V で特性を最適化しているため、
900MHz, 1.9GHz, 2.4GHzでのLNA、ゲ
イン・ステージ、バッファ、発振器、
またはアクティブ・ミキサなどのよう
なバッテリ動作に最適で、セルラや
PCSのハンドセットやISMバンドのシ
ステムに使用可能です。900MHzで
は、2.7V, 5mAのバイアスで1.1dB(標
準)NF、14.5dB(標準)のGAが得ら
れます。また、AT-32063は、比較的入
力整合の影響を受けずに、良好な雑音
特性が得られます。1V,1mAでも高利
得なので、900MHzのページャにも使
用することができます。5Vでの使用に
も十分なコレクタ−エミッタ間耐圧を
もっています。
B1
E1
C2
C1
E2
B2
注: 本製品のピン接続は対称であるため、
180˚回転させて使用しても電気的、機
械的に同様の特性が得られます。
88759/04-6.PM6.0J
2001.04.25, 7:56 PM
Page 1
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Similar Part No. - AT32063

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
AT32032 HP-AT32032 Datasheet
166Kb / 14P
AT32032
logo
Inchange Semiconductor ...
AT32032 ISC-AT32032 Datasheet
224Kb / 2P
Silicon NPN Power Transistor
More results

Similar Description - AT32063

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DB Lectro Inc
PK-35N29EPQ DBLECTRO-PK-35N29EPQ Datasheet
284Kb / 1P
90 at 30cm at Rated Voltage
PK-35A29EP-110Q DBLECTRO-PK-35A29EP-110Q Datasheet
313Kb / 2P
95 at 30cm at Rated Voltage
logo
Mallory Sonalert Produc...
PF-27N35EPQ MSPI-PF-27N35EPQ Datasheet
120Kb / 1P
90 at 30cm at Rated Voltage
PK-20A35EW-24VQ MSPI-PK-20A35EW-24VQ Datasheet
66Kb / 1P
95 at 30cm at Rated Voltage
PK-26N04P-12AQ MSPI-PK-26N04P-12AQ Datasheet
96Kb / 1P
80 at 30cm at Rated Voltage
PK-26N04W-03VQ MSPI-PK-26N04W-03VQ Datasheet
93Kb / 1P
80 at 30cm at Rated Voltage
PK-26N04W-06VQ MSPI-PK-26N04W-06VQ Datasheet
93Kb / 1P
85 at 30cm at Rated Voltage
PK-27A35EPDRQ MSPI-PK-27A35EPDRQ Datasheet
134Kb / 1P
95 at 30cm at Rated voltage
PK-27A35EPQ MSPI-PK-27A35EPQ Datasheet
116Kb / 1P
95 at 30cm at Rated voltage
PL-27N35EPQ MSPI-PL-27N35EPQ Datasheet
115Kb / 1P
90 at 30cm at Rated Voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com