Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

175642 Datasheet(PDF) 18 Page - Tyco Electronics

Part # 175642
Description  This specification covers the requirements for product performance
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

175642 Datasheet(HTML) 18 Page - Tyco Electronics

Back Button 175642 Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics 175642 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
Product Specification
108-5246
Rev. L
18 of 21
錫めっき製品
Tin-Lead Products
[1列仕様]
Fig.1-1
[Single Row] Fig.1-1
極数については、参考図面を参照願います。
製品名称
Description
製品型番
Product
part No.
エンボス
テープ詰
製品型番
On Taping
Part No.
チューブ詰
製品型番
In Tube
Part No.
基板平行型(V)
Vertical Type
174633
リセ・ヘッダー
アセンブリ
Receptacle
Header Assembly
基板垂直型(H)
Horizontal Type
174634
DIP
タイプ
DIP
Type
ポスト・ヘッダー・アセンブリ
Post Header Assembly
174642
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
174637
175636
基板平行型(V)
Vertical Type
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
174902
175628
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
174638
175637
リセ・ヘッダー
アセンブリ
Receptacle
Header Assembly
基板垂直型(H)
Horizontal Type
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
174903
175629
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
174820
179016
175642
嵌合高さ
5,7mm
Mating Height
5,7mm
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
174644
179017
175634
SMT
タイプ
SMT
Type
ポスト・ヘッダー
アセンブリ
Post Header
Assembly
基板平行型(V)
Vertical Type
ボリイミドテープ付
with
Polymide Tape
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
1827158



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com