Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

175643 Datasheet(PDF) 20 Page - Tyco Electronics

Part # 175643
Description  This specification covers the requirements for product performance
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

175643 Datasheet(HTML) 20 Page - Tyco Electronics

Back Button 175643 Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics 175643 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 21 page
background image
Product Specification
108-5246
Rev. L
20 of 21
製品名称
Description
製品型番
Product
part No.
エンボス
テープ詰
製品型番
On Taping
Part No.
チューブ詰
製品型番
In Tube
Part No.
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
174639
175638
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
174904
175630
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
176311
176313
ショート
リブ
Short Rib
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
176768
176770
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
1123747
1123748
基板平行型
(V)
Vertical Type
ボリイミド
テープ付
With
Polymide
Tape
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
1554683
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
174640
175639
176910
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
174905
175631
176912
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
176490
176491
179611
リセ・ヘッダー
アセンブリ
Receptacle
Header Assembly
基板垂直型(H)
Horizontal Type
ショート
リブ
Short Rib
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
176893
176894
176913
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
900765
900766
6極抜き
without 6P
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
900763
900764
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
174821
176890
175643
嵌合高さ5,6.5,7 mm
Mating height
5,6.5,7 mm
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
174645
176891
175635
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
176756
177704
176833
嵌合高さ
8,10.5 mm
Mating height
8,10.5 mm
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
178040
177705
178038
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
176140
177530
176314
嵌合高さ5,6.5,10 mm
Mating height
5,6.5,10 mm
ショート
リブ対応
Short Rib
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
176769
177531
176771
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
177592
177594
嵌合高さ
7 mm
Mating height
7 mm
ショート
リブ対応
Short Rib
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
177593
177595
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
176757
177594
176834
ショート
リブ対応
Short Rib
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
178041
177595
178039
嵌合高さ8,10.5,11 mm
Mating height
8,10.5,11 mm
ボリイミド
テープ付
with
Polymide
Tape
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
1318379
SMT
タイプ
SMT
Type
ポスト・ヘッダーア
センブリ
基板平行型
(V)
Post Header
Assembly
Vertical Type
(V)
嵌合高さ8 mm
Mating height
8 mm
ボリイミド
テープ付
with
Polymide
Tape
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
1123745
1123746
Fig. 1-2 (終)Fig. 1-2
(End)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com