Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AT32032 Datasheet(PDF) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # AT32032
Description  AT32032
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

AT32032 Datasheet(HTML) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  AT32032 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
1
AT-32032
低電流、高性能NPNシリコン・バイ
ポーラ・トランジスタ
特 長
● 低電流、低電圧用高性能トランジス
タ
● 900MHz,5mA,2.7Vで特性を保証
NF: 1.3dB(最大)、1.0dB(標準)
Ga: 13.5dB(最小)、15dB(標準)
P1dB: +13dBm(標準)@20mA,2.7V
● SOT-323(SC-70 3ピン相当)表面
実装プラスチック・パッケージ
● テープ・リール・オプションを用意
応 用
● PDC、PHS、CDMAなどの移動体
通信端末およびワイヤレスLANなど
のデータ通信機器
概 要
AT-32032 は低電圧動作用に最適化さ
れた高性能N P N バイポーラ・トラン
ジスタです。パッケージはSOT-323
(SC-70 3ピン相当)の表面実装プラ
スチック・パッケージです。
2.7V で特性を最適化しているため、
900MHz,1.9GHz,2.4GHzでのLNA、ゲ
イン・ステージ、バッファ、発振
器、またはアクティブ・ミキサなど
のようなバッテリ動作に最適で、セ
ルラやPCSのハンドセットやISMバン
ドのシステムに使用可能です。
900MHzでは、2.7V,5mAのバイアス
で1.0dB(標準)NF、15dB(標準)
のゲインが得られます。また、比較
的入力整合に影響を受けずに、良好
な雑音特性が得られます。1V,1mAで
も高ゲインなので、900MHzのペー
ジャにも使用することができます。
中程度の出力パワー(+13dBm P1dB)と
低雑音により、低電流で広いダイナ
ミック・レンジに対応するデバイス
です。
3-Lead SC-70 (SOT-323)
Surface Mount Plastic
Package
Pin Configuration
BASE
EMITTER
COLLECTOR
32Y
注:“Y”はデートコードを表わします。
88759/04-5.PM6.0J
2001.04.25, 7:54 PM
Page 1
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Similar Part No. - AT32032

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
AT32032 ISC-AT32032 Datasheet
224Kb / 2P
Silicon NPN Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com