Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH4059SR Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4059SR
Description  High Power Infrared Emitter (850 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4059SR Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SFH4059SR Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2014-10-28
2
Version 1.0
SFH 4059SR
Ordering Information
Bestellinformation
Maximum Ratings (T
A = 25 °C)
Grenzwerte
Type:
Irradiance
Radiant intensity
Ordering Code
Typ:
Bestrahlungsstärke
Strahlstärke
Bestellnummer
I
F = 50 mA, tp = 20 ms
I
F=50 mA, tp= 20 ms
E
e [mW/cm
2]
I
e, typ [mW/sr]
SFH 4059SR
16 (≥ 6.3)
95
Q65111A5310
Note:
I
e measured with a detector (10mm diameter) in 100 mm distance (Ω = 0.01 sr) to the device surface
E
e measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance (Ω = 0.1 sr) to the device
surface
Anm.:
I
e gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100mm (Ω = 0.01 sr) zur
Bauteiloberfläche
E
e gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm (Ω = 0.1
sr) zur Bauteiloberfläche
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
T
op; Tstg
-40 ... 85
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
V
R
5
V
Forward current
Durchlassstrom
I
F
50
mA
Surge current
Stoßstrom
(t
p ≤ 300 µs, D = 0)
I
FSM
0.7
A
Total power dissipation
Verlustleistung
P
tot
175
mW
Thermal resistance junction - ambient 1) page 12
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
1) Seite 12
R
thJA
420
K / W
Thermal resistance junction - soldering point
2) page 12
Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle 2) Seite 12
R
thJS
260
K / W
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
V
ESD
2
kV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com