Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH487-3 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH487-3
Description  GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH487-3 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH487-3 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH487-3 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
2009-09-30
1
2009-09-30
GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
GaAlAs-IR-Lumineszensdiode (880 nm)
Version 1.0
SFH 487
Features:
Besondere Merkmale:
• Very highly efficient GaAlAs-LED
• GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• High reliability
• Hohe Zuverlässigkeit
• UL version available
• UL Version erhältlich
• High pulse handling capability
• Hohe Impulsbelastbarkeit
• Good spectral match to silicon photodetectors
• Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
• Same package as SFH 309, SFH 409
• Same package as SFH 309, SFH 409
Applications
Anwendungen
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape
recorders, dimmers
• IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und
Videogeräten, Lichtdimmern
• Light-reflection switches (max. 500 kHz)
• Lichtschranken bis 500 kHz
• Coin counters
• Münzzähler
•Sensor technology
• Sensorik
• Smoke detectors
• Rauchmelder
• Discrete optocouplers
• Diskrete Optokoppler
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SFH487-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH487-2 SIEMENS-SFH487-2 Datasheet
42Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
More results

Similar Description - SFH487-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
SFH485P SIEMENS-SFH485P Datasheet
45Kb / 4P
GaAIAs Infrared Emitter (880 nm)
SFH486 SIEMENS-SFH486 Datasheet
38Kb / 4P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
SFH487P SIEMENS-SFH487P Datasheet
38Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_02 Datasheet
81Kb / 7P
GaAlAs Infrared Emitters (880 nm) in SMR짰 Package
SFH7222 OSRAM-SFH7222 Datasheet
92Kb / 7P
GaAlAs-Infrared-Emitter (880 nm) and green GaP-LED (565 nm)
logo
OSA Opto Light GmbH
SFH7221-Z OSA-SFH7221-Z Datasheet
85Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor GaAlAs-Infrared-Emitter (880 nm) and Si-Phototransistor
logo
OSRAM GmbH
SFH485P OSRAM-SFH485P Datasheet
187Kb / 13P
GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
SFH-4883 OSRAM-SFH-4883 Datasheet
161Kb / 11P
Infrared Emitter (880 nm) in TO-46 Package
SFH-7222 OSRAM-SFH-7222 Datasheet
298Kb / 16P
GaAlAs Infrared Emitter (880 nm) and green GaP-LED (565 nm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com