Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WB50NBT Datasheet(PDF) 21 Page - Laird Tech Smart Technology

Part # WB50NBT
Description  Input Low-Level Voltage
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Direct Link  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

WB50NBT Datasheet(HTML) 21 Page - Laird Tech Smart Technology

Back Button WB50NBT Datasheet HTML 17Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 18Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 19Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 20Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 21Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 22Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 23Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 24Page - Laird Tech Smart Technology WB50NBT Datasheet HTML 25Page - Laird Tech Smart Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 26 page
background image
WB50NBT
Datasheet
Embedded Wireless Solutions Support Center:
http://ews-support.lairdtech.com
www.lairdtech.com/wi-fi
21
© Copyright 2016 Laird. All Rights Reserved
Americas: +1-800-492-2320
Europe: +44-1628-858-940
Hong Kong: +852 2923 0600
not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly
prohibited for use with this device.
Le présent émetteur radio (WB5050NBT – IC: 3147A-WB50NBT) a été approuvé par Industrie Canada pour
fonctionner avec les types d'antenne énumérés cidessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne
non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour
l'exploitation de l'émetteur.
8.2.2 Antenna Information
Model
Type
Connector
Peak gain ( dBi )
2400~2483.
5MHz
5150~5250
MHz
5250~5350
MHz
5470~572
5MHz
5725~5850
MHz
Laird
MAF94051
Dipole
RP-SMA
2.1 dBi
2.4 dBi
2.6 dBi
3.4 dBi
Laird
NanoBlade-IP04
PCB Dipole
IPEX MHF
2 dBi
3.9 dBi
4 dBi
Laird
MAF95310 Mini
NanoBlade Flex
PCB Dipole
IPEX MHF
2.79 dBi
3.38 dBi
Laird
NanoBlue-IP04
PCB Dipole
IPEX MHF
2dBi
_
Ethertronics
WLAN_1000146
Isolated
Magnetic
Dipole
IPEX MHF
2.5dBi
3.5 dBi
Caution:
(i) The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful
interference to co-channel mobile satellite systems;
(ii) For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-
5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the EIRP limit;
(iii) For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-
5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the EIRP limits specified for point-to-point and non-
point-to-point operation as appropriate; and
Operations in the 5.25-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.
Avertissement:
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à
l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les
mêmes canaux;
(ii) pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant
les bandes de 5250 à 5350MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
(iii) pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs
utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation
point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
Les opérations dans la bande de 5.25-5.35GHz sont limités à un usage intérieur seulement.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com