Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ACPM-7332 Datasheet(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Part # ACPM-7332
Description  high efficiency at max output power
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Direct Link  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ACPM-7332 Datasheet(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  ACPM-7332 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7332 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2
Absolute Maximum Ratings
N� ��������e ������������ ������ ���e �������e�e� ��� ��e� ��� ����� ��� �� ���e w��h ���� ��he� �������e�e��� ��e� ��� �� be��w ���������� v����e.
��e� ��� �� be��w ���������� v����e.
��e� ��� �� be��w ���������� v����e.
O�e�������� �� ������ �������e �������e�e� ��������e �he��e �������������� w��h �he �e���������� �������e�e��� ��e� ��� �� be��w ����������
v����e�� ����� �e����� ��� �e������e��� ��������e.
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
��� I����� P�we� �P����
�
��*
��B�
DC S������ �������e ������� ���2�
�
3.�
5.�
�
������b�e �������e ��e���
�
2.6
3.3
�
M���e C������� �������e ������e�
�
2.6
3.3
�
B��������� C������� ��b��
�
2.6
3.3
�
S������e Te��e������e �T�����
-55
25
+�25
°C
* H��h P�we� M���e �5��B� ��� B��������� ������ M��� P�we� M���e�
Recommended Operating Condition
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
DC S������ �������e ������� ���2�
3.2
3.�
�.2
�
������b�e �������e ��e���
��w
H��h
�
�.35
�
2.6
�.5
3.�
�
�
M���e C������� �������e ������e�
��w
H��h
�
�.35
�
2.6
�.5
3.�
�
�
B��������� C������� �������e ��b��
��w
H��h
�
�.35
�
2.6
�.5
3.�
�
�
O�e�������� ���e��e����� ����
�85�
�9��
MHz
A�b�e��� Te��e������e �T���
-2�
25
85
°C
Operating Logic Table
Power Mode
Ven
Vmode
Vbp
Pout (Rel99)
Pout (HSDPA, HSUPA MPR=0dB)
H��h P�we� M���e
H��h
��w
��w
~ 29 ��B�
~ 28 ��B�
M��� P�we� M���e
H��h
H��h
��w
~ �7 ��B�
~ �6 ��B�
B��������� M���e
H��h
H��h
H��h
~ 8 ��B�
~ 7 ��B�
Sh�� D�w�� M���e
��w
��w
��w
��
��



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com