Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LR-P47F-U2AB-1 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LR-P47F-U2AB-1
Description  PointLED
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR-P47F-U2AB-1 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LR-P47F-U2AB-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
Version 1.4
LR P47F
2014-09-25
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 21
Durchlassspannungsgruppen
4) Seite 21
Dominant Wavelength Groups 3) page 21
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 21
Group
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Flux 7) page 21
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstrom 7) Seite 21
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
U2
560
710
1910
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
AB
1400
1800
4800
Note:
The standard shipping format for serial types includes a grouping of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen
sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3A
1.80
1.95
3B
1.95
2.10
4A
2.10
2.25
4B
2.25
2.40
Group
red
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
1
620
630
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com