Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STM32L15xRC Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # STM32L15xRC
Description  Reset and supply management
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L15xRC Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L15xRC Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L15xRC Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 136 page
background image
DocID022799 Rev 12
7/136
STM32L151xC STM32L152xC
List of figures
8
List of figures
Figure 1.
Ultra-low-power STM32L151xC and STM32L152xC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 2.
Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 3.
STM32L15xVC UFBGA100 ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 4.
STM32L15xVC LQFP100 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 5.
STM32L15xRC LQFP64 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 6.
STM32L15xUC WLCSP63 ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 7.
STM32L15xCC UFQFPN48 pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 8.
STM32L15xCC LQFP48 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 9.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 10.
Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 12.
Power supply scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Figure 13.
Optional LCD power supply scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 14.
Current consumption measurement scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 15.
High-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 16.
Low-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 17.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 18.
Typical application with a 32.768 kHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 19.
I/O AC characteristics definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Figure 20.
Recommended NRST pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 21.
I2C bus AC waveforms and measurement circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 22.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 23.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 24.
SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 25.
USB timings: definition of data signal rise and fall time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 26.
I2S slave timing diagram (Philips protocol)(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Figure 27.
I2S master timing diagram (Philips protocol)(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Figure 28.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Figure 29.
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Figure 30.
Maximum dynamic current consumption on VREF+ supply pin during ADC
conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Figure 31.
12-bit buffered /non-buffered DAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 32.
LQFP100, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 33.
LQFP100, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package
recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 34.
LQFP100, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package top view example . . . . . . 112
Figure 35.
LQFP64, 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 36.
LQFP64, 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package
recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Figure 37.
LQFP64 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package top view example . . . . . . . . . 115
Figure 38.
LQFP48, 7 x 7 mm, 48-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Figure 39.
LQFP48 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Figure 40.
LQFP48 package top view example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Figure 41.
UFQFPN48 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Figure 42.
UFQFPN48 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Figure 43.
UFQFPN48 package top view example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Figure 44.
UFBGA100, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Figure 45.
UFBGA100, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package recommended footprint. . . . . . . . . . . . . . 123



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com