Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

NSCW017 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # NSCW017
Description  LED
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NSCW017 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  NSCW017 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
-1-
日亜化学工業(株)
STSE-CC3017B-1
<Cat.No.040402>
1.規
格
(1) 絶対最大定格
(Ta=25℃)
項
目
記
号
最大定格
単位
順電流
IF
30
mA
パルス順電流
IFP
100
mA
逆方向許容電流
IR
85
mA
許容損失
PD
120
mW
動作温度
Topr
-40
~
+
85
℃
保存温度
Tstg
-40
~
+ 100
℃
半田付け温度
Tsld
リフロー 260℃ 10sec 以内
ディップ 260℃ 10sec 以内
手半田
350℃ 3sec 以内
IFP 条件 : パルス幅 ≦ 10ms,
デューティー比 ≦ 1/10
(2) 初期電気/光学特性
(Ta=25℃)
項
目
記
号
条
件
最小
標準
最大
単位
順電圧
VF
IF=20[mA]
-
3.6
4.0
V
ランク T
IV
IF=20[mA]
720
860
1000
mcd
ランク S
IV
IF=20[mA]
500
600
720
mcd
光度
ランク R
IV
IF=20[mA]
360
430
500
mcd
※ ランク分けにつきましては±10%の公差があります。
色度範囲
(IF=20mA,Ta=25℃)
ランク
a0
ランク
b1
x
0.280
0.264
0.283
0.296
x
0.287
0.283
0.330
0.330
y
0.248
0.267
0.305
0.276
y
0.295
0.305
0.360
0.339
ランク
b2
ランク
c0
x
0.296
0.287
0.330
0.330
x
0.330
0.330
0.361
0.356
y
0.276
0.295
0.339
0.318
y
0.318
0.360
0.385
0.351
※ ランク分けにつきましては±0.01 の公差があります。
※ 1 注文単位に対して上記の中から色調:2 ランク、光度:3 ランクを納入します。
但し、ランクについては連続するものとしますが、その納入比率は問わないものとします。
2.標準電気特性/光学特性
別紙参照下さい。
3.外形寸法/材質
別紙参照下さい。
材質 ; パッケージ材質: 耐熱性ポリマー
封止樹脂
: エポキシ樹脂(拡散剤+YAG蛍光体入り)
電極
: 銅合金+銀メッキ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com