Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MOTORDC Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MOTORDC
Description  32 mm, Escobillas de grafito, 20 Vatios
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MOTORDC Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MOTORDC Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
maxon DC motor
120 maxon DC motor
Edición de Abril de 2000 / Sujeto a modificaciones
Programa Stock
Programa Estándar
Programa Especial (¡previo encargo!)
Sistema Modular maxon
Datos del motor:
Números de Referencia
Rango de funcionamiento
Leyenda
Detalles en página 36
Rango recomendado de funcionamiento
Funcionamiento continuo
Teniendo en cuenta los valores de resistencia
térmica antes mencionados (líneas 19 y 20). El ro-
tor alcanzará la máxima temperatura durante
funcionamiento continuo a 25°C de temperatura
ambiente = límite térmico.
Funcionamiento intermitente.
El motor puede ser sobrecargado durante cortos
períodos (cíclicamente).
Motor con bobinado de alta resistencia
Motor con bobinado de baja resistencia
n [rpm]
-max 32
32 mm, Escobillas de grafito, 20 Vatios
40
80
120
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
20 Watt
0.5
1.0
1.5
2.0
4
8
12
M [mNm]
I[A]
I [A]
110854
110848
HIGH
Power
sin CLL
110848 110849 110850 110851 110852 110853 110854
1 Potencia nominal asignada
W
20
20
20
20
20
20
20
2 Tensión nominal
Volt
6.0
9.0
12.0
24.0
30.0
36.0
42.0
3 Velocidad en vacío
rpm
4780
4920
4610
6420
6130
5820
5620
4 Par de arranque
mNm
121
130
131
206
194
187
178
5 Relación velocidad/par
rpm/mNm
41.0
39.0
36.0
31.7
32.1
31.6
32.1
6 Corriente en vacío
mA
242
165
115
81
62
49
40
7 Corriente de arranque
mA 10500 7670
5430
5860
4220
3220
2530
8 Resistencia en bornes
Ohm 0.573
1.17
2.21
4.09
7.11
11.2
16.6
9 Máx. velocidad permitida
rpm
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
10 Máx. corriente en continuo
mA
3610
2520
1840
1350
1020
817
671
11 Máx. par permanente
mNm
41.7
42.7
44.5
47.3
47.1
47.5
47.1
12 Máx. potencia útil a tensión nominal
mW 14100 16000 15300 33900 30500 28000 25700
13 Máx. rendimiento
%
69
71
72
77
77
77
76
14 Constante de par
mNm/A
11.5
17.0
24.2
35.1
46.0
58.1
70.2
15 Constante de velocidad
rpm/V
827
563
394
272
208
164
136
16 Constante de tiempo mecánica
ms
18
16
15
14
14
14
14
17 Inercia del rotor
gcm2
42.4
39.0
39.7
43.0
41.9
42.2
41.3
18 Inductancia en bornes
mH
0.06
0.13
0.26
0.55
0.95
1.52
2.21
19 Resistencia térmica carcasa/ambiente
K/W
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
20 Resistencia térmica rotor/carcasa
K/W
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
21 Constante de tiempo térmica del bobinado
s
17
16
16
17
17
17
17
Juego axial
0.12 - 0.22 mm
Carga máx. en el rodamiento a bolas
axial
(dinámica)
7.6 N
radial
(a 5 mm de la brida)
32.0 N
Máx. fuerza montaje a presión (estática)
110 N
idem, con eje sostenido
2000 N
Carga máx. en el cojinete sinterizado
axial
(dinámica)
5 N
radial
(a 5 mm de la brida)
10.5 N
Máx. fuerza montaje a presión (estática)
110 N
idem, con eje sostenido
2000 N
Juego radial
en rodamiento a bolas
0.025 mm
en cojinete sinterizado
0.012 mm
Rango de temperatura ambiente
-20/+85°C
Máx. temperatura del rotor
+125°C
Número de delgas del colector
13
Peso del motor
242 g
Los datos de la tabla son valores nominales.
Para las tolerancias aplicables (ver página 33)
y para detalles adicionales, por favor solicite
nuestra impresión por ordenador.
Opciones: Cojinetes sinterizados en lugar de
rodamientos a bolas y cablecillos en vez de
terminales.
Reductor Planetario
32 mm
0.75-4.5 Nm
Detalles página 161
Reductor engranaje recto
38 mm
0.1-0.6 Nm
Detalles página 164
Encoder Digital
HP HEDS 5540
500 ppv., 3 canales
Detalles página 177
Encoder Digital
HP HEDL 5540
500 ppv., 3 canales
Detalles página 179


Similar Part No. - MOTORDC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
MOTORRUN MERITEK-MOTORRUN Datasheet
588Kb / 5P
Capacitors for Electrical Apparatus
More results

Similar Description - MOTORDC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
07510056 SCHURTER-07510056 Datasheet
393Kb / 2P
Clip, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, UR
00318231 SCHURTER-00318231 Datasheet
415Kb / 2P
Fuseholder Open Design, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm
00318241 SCHURTER-00318241 Datasheet
417Kb / 2P
Fuseholder Open Design, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm
0031.1714 SCHURTER-0031.1714 Datasheet
511Kb / 3P
Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Slot
logo
Hammond Manufacturing L...
1421CNABK HAMMOND-1421CNABK Datasheet
72Kb / 1P
TROUSSE COMBINEE DE VIS DE MONTAGE ET DECROUS A CAGE 10-32
HDSS HAMMOND-HDSS Datasheet
159Kb / 2P
Systemes de syspension robustes 50-80 mm
logo
Keysight Technologies
M8061A KEYSIGHT-M8061A Datasheet
1Mb / 13P
M8061A 32 Gb/s Multiplexer with De-Emphasis
logo
Schurter Inc.
0031.1801 SCHURTER-0031.1801 Datasheet
221Kb / 2P
Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Fingergrip
FEU-GRIP SCHURTER-FEU-GRIP Datasheet
269Kb / 3P
Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Fingergrip
0751.0056 SCHURTER-0751.0056_V01 Datasheet
230Kb / 2P
Clip, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, UR
15.09.2021
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com