Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ADL5565ACPZ-R7 Datasheet(PDF) 13 Page - Analog Devices

Part # ADL5565ACPZ-R7
Description  6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5565ACPZ-R7 Datasheet(HTML) 13 Page - Analog Devices

Back Button ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 29 page
background image
ADL5565
Data Sheet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
10M
100M
1G
FREQUENCY (Hz)
AV = 6dB
AV = 12dB
AV = 15.5dB
Figure 9. Noise Figure vs. Frequency at AV = 6 dB, AV = 12 dB, and
AV = 15.5 dB, VPOS = 5 V
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
AV = 6dB
AV = 12dB
AV = 15.5dB
AV = 6dB
AV = 12dB
AV = 15.5dB
Figure 10. Noise Spectral Density vs. Frequency at AV = 6 dB, AV = 12 dB, and
AV = 15.5 dB, VPOS = 3.3 V and VPOS = 5 V
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
FREQUENCY (MHz)
5V, AV = 6dB
5V, AV = 12dB
5V, AV = 15.5dB
3.3V, AV = 6dB
3.3V, AV = 12dB
3.3V, AV = 15.5dB
Figure 11. Output Third-Order Intercept (OIP3) at Three Gains,
Output Level at 2 V p-p Composite, RL = 200 Ω, VPOS = 3.3 V and VPOS = 5 V
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
FREQUENCY (MHz)
5V, –40°C
5V, +25°C
5V, +85°C
5V, +100°C
3.3V, –40°C
3.3V, +25°C
3.3V, +85°C
3.3V, +100°C
Figure 12. Output Third-Order Intercept (OIP3) vs. Frequency,
Over Temperature, Output Level at 2 V p-p Composite, RL = 200 Ω, Av = 6 dB,
VPOS = 3.3 V and VPOS = 5 V, Four Temperatures
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POUT/TONE (dBm)
3.3V, AV = 6dB
3.3V, AV = 12dB
3.3V, AV = 15.5dB
5V, AV = 6dB
5V, AV = 12dB
5V, AV = 15.5dB
Figure 13. Output Third-Order Intercept (OIP3) vs. Power (POUT),
Frequency 100 MHz, AV = 15.5 dB, VPOS = 3.3 V and VPOS = 5 V
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
FREQUENCY (MHz)
5V, AV = 6dB
5V, AV = 12dB
5V, AV = 15dB
3.3V, AV = 6dB
3.3V, AV = 12dB
3.3V, AV = 15dB
Figure 14. Output IMD3 vs. Frequency, Output Level at 2 V p-p Composite,
RL = 200 Ω, VPOS = 3.3 V and VPOS = 5 V
Rev. E | Page 12 of 28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com