Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

320720105 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320720105
Description  Induktive Sensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320720105 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320720105 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320720105 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
S12
data sheet
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
PNP
NPN
M18
5 mm
bündig
noyable
embeddable
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (nur PNP Ausführung, Schliesser)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Druckfestigkeit im Bereich "P"
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schock und Schwingungen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz: IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Material Gehäuse und aktive Fläche
Wandstärke der aktiven Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Retard à la disponibilité
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (version PNP, à fermeture)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Résistance à la pression, zone "P"
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Protection
Protection CEM: CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier et de la face sensible
Epaisseur paroi de la face sensible
Câble de raccordement (autres lon-
gueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No-load supply current
Leakage current
Switching frequency
Time delay before availability
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (PNP, N.O. version only)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Pressure resistance in "P" area
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection: IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing and sensing face material
Sensing face thickness
Connection cable (other lengths on
request)
5 mm
≤ 15 % sr
18 x 18 x 1 mm, FE 360
0,3 mm (UB = 20 ... 30 VDC,
TA = 23 °C ± 5 °C)
10 ... 30 VDC
≤ 20% UB
≤ 200 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA
≤ 10 mA
≤ 0,1 mA
≤ 100 Hz
≤ 25 msec.
an / allumée / on
blinkend / clignotante / blinking
integriert / intégré / built-in
-25 ... + 70 °C
≤ 10%
60 bar max.
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
300 m max.
118 g / 55 g
IP 68 & IP 69K
5 kV
Level 4
Level 3
Level 3
Edelstahl / acier inox / stainless
steel (V2A / 1.4305 / AISI 303)
0,6 mm
PUR 2 m
3 x 0,34mm2 /180 x 0,05mm Ø
Appareil à longue portée sur la
plupart des métaux
Device with long operating dis­
tance on most metals
Main features:
− Operating distance: 5 mm on steel and
aluminum
− Extremely robust: one-piece stainless
steel housing, including sensing face
− Supply voltage 10 ... 30 VDC, output
current 200 mA
− Indication of secured operating zone
(LED on)
− PNP and NPN, N.O. executions
− PURcableandS12connectorversions
Ausführung mit grossem Schalt­
abstand auf die meisten Metalle
Wichtigste Eigenschaften:
− Schaltabstand: 5 mm auf Stahl und
Aluminium
− Extrem robust: Edelstahlgehäuse aus
einem Stück, inklusive Stirnfläche
− Betriebsspannung 10 ... 30 VDC,
Ausgangsstrom 200 mA
− Anzeige des gesicherten Schaltbe-
reichs (LED an)
− PNP- und NPN-Ausführung, Schlies-
ser
− Anschluss über PUR-Kabel oder
Stecker S12
Caractéristiques principales:
− Portée: 5 mm sur acier et aluminium
− Extrêmement robuste: boîtier en acier
inox en une seule pièce, face avant
incluse
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant à la sortie 200 mA
− Indication de la zone de commutation
sécurisée (LED allumée)
− Disponibles en PNP, NPN, à fermeture
− Raccordement par câble PUR ou par
connecteur S12
DW ­ A ­ 70 ­ M18 ­ BAS


Similar Part No. - 320720105

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320720102 CONTRINEX-320720102 Datasheet
159Kb / 2P
Induktiver Sensoren
320720103 CONTRINEX-320720103 Datasheet
159Kb / 2P
Induktiver Sensoren
320720106 CONTRINEX-320720106 Datasheet
167Kb / 2P
Induktive Sensoren
320720107 CONTRINEX-320720107 Datasheet
167Kb / 2P
Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320720105

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-504-M8 CONTRINEX-DW-AD-504-M8 Datasheet
197Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-511-M12 CONTRINEX-DW-AD-511-M12 Datasheet
176Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-511-M30 CONTRINEX-DW-AD-511-M30 Datasheet
181Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-512-M12 CONTRINEX-DW-AD-512-M12 Datasheet
176Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-M8-120 CONTRINEX-DW-AD-601-M8-120 Datasheet
157Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-M8-122 CONTRINEX-DW-AD-601-M8-122 Datasheet
157Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-C8 CONTRINEX-DW-AD-601-C8 Datasheet
156Kb / 2P
Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com