Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LOP476 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LOP476
Description  Coupling into Light Guides
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOP476 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOP476_14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOP476_14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2014-10-15
2
Version 1.2
LO P476
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Mounting
methode
Luminous
Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Montierbarkeit
Lichtstärke
1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LO P476-R2T1-24
reverse mount
140 ... 355
Q65110A7018
LO P476-R2T1-24-F
top mount
140 ... 355
Q65110A7019
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO P476-R2T1-24-F means that only one group R2, S1, S2, T1 will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LO P476-R2T1-24-F means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LO P476-R2T1-24-F means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO P476-R2T1-24-F bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen R2, S1, S2, T1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LO P476-R2T1-24-F bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4
enthalten ist (siehe Seite 5). LO P476-R2T1-24-F bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com