Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

320320004 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320320004
Description  Induktiver Sensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320320004 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320320004 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320320004 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
DW-AD-62#-03-960
623­03­960.indd / pages 2­3 / rev. 6 / 18.02.16 ­ MDM
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglich­
keiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 320 003
DW­AD­623­03­960
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 320 004
DW­AD­621­03­960
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 320 005
DW­AV­623­03­966
PNP
Kabel / câble / cable 0,2 m PUR + Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 320 008
DW­AV­621­03­966
NPN
Kabel / câble / cable 0,2 m PUR + Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,45
aluminium
0,50
laiton
0,60
acier INOX V2A
0,80
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Einbau / Montage / Installation:
aktive Fläche
face sensible
sensing face
2,5
9, 5
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free zone
Derating for output current in function of the ambiant temperature:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
DW-AV-62#-03-966
LED



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com