Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWY8SG Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LWY8SG
Description  Coupling into Light Guides
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWY8SG Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWY8SG_14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWY8SG_14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2014-10-16
2
Version 2.1
LW Y8SG
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LW Y8SG-V1AA-3K6L
710 ... 1400
Q65110A7980
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that only one group AA, V1, V2 will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that only one forward voltage group 4,5,6 will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen AA, V1, V2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet,
dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht
bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com