Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRT67F Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LRT67F
Description  Automotive Lighting Interior and Exterior
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRT67F Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LRT67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRT67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.0
LR T67F
2013-10-09
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 19
Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 19
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
U1
450
560
1500
U2
560
710
1900
V1
710
900
2400
V2
900
1120
3000
AA
1120
1400
3800
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V] (max.) VF [V]
3A
1.90
2.05
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50
Group
red
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
1
620
630
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com