Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRW5SM Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LRW5SM
Description  Architectural Lighting indoor and outdoor
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRW5SM Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LRW5SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRW5SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.1
LR W5SM
2014-09-05
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 20
Durchlassspannungsgruppen
3) Seite 20
Dominant Wavelength Groups 2) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
2) Seite 20
Group
Luminous Flux
1) page 20
Luminous Flux
1) page 20
Luminous Intensity
5) page 20
Gruppe
Lichtstrom 1) Seite 20
Lichtstrom 1) Seite 20
Lichtstärke 5) Seite 20
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
HZ
39
45
13.9
JX
45
52
16
JY
52
61
18.6
JZ
61
71
21.8
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
J3
2.00
2.15
M3
2.15
2.30
Q3
2.30
2.45
T3
2.45
2.60
Group
red
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
1
624
632
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com