Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSGT676 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSGT676
Description  coupling into light guides
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSGT676 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSGT676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSGT676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LSG T676
Hyper Multi TOPLED
®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2012-04-20
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
• Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
570 nm (grün)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 7 lm/W (super-rot),
5 lm/W grün
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 9
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
Features
• package: white P-LCC-4 package, colorless
clear resin
• feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
• wavelength: 633 nm (super-red),
570 nm (green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 7 lm/W (super-red),
5 lm/W (green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 9
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)


Similar Part No. - LSGT676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSGT676-P7R-1-N7P9-24 OSRAM-LSGT676-P7R-1-N7P9-24 Datasheet
362Kb / 16P
coupling into light guides
More results

Similar Description - LSGT676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGP47K OSRAM-LGP47K_15 Datasheet
568Kb / 21P
Coupling into Light Guides
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LGY870 OSRAM-LGY870_14 Datasheet
498Kb / 20P
Coupling into Light Guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
Coupling into Light Guides
LSGT77K OSRAM-LSGT77K Datasheet
365Kb / 16P
coupling into light guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
Coupling into light guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
Coupling into light guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com