Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWHWQP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWHWQP
Description  Automotive Headlamp
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWHWQP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUWHWQP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWHWQP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
2016-10-27
1
2016-10-27
OSLON Black Flat
Datasheet
Version 1.7
LUW HWQP
OSLON Black Flat is a new small size high-flux LED for
slim designs. The black package stands for high
stability.
OSLON Black Flat ist eine neue kompakte hoch
effiziente Lichtquelle für platzsparende Designs. Das
schwarze Gehäuse steht für eine hohe Stabilität.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package
•
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
•
Technology: ThinGaN (UX:3)
•
Technologie: ThinGaN (UX:3)
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
Color: Cx = 0.33, Cy = 0.34 acc. to CIE 1931
(ultra white)
•
Farbe: Cx = 0.33, Cy = 0.34 nach CIE 1931 (ultra
weiß)
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
•
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
•
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Anwendungen
•
Automotive Headlamp
•
Frontscheinwerfer im Automobil
•
Bending light
•
Abbiegelicht
•
Lowbeam
•
Abblendlicht
•
Highbeam
•
Fernlicht
•
Day time running light
•
Tagfahrlicht
•
Fog lamp
•
Nebelscheinwerfer
•
Cornering light
•
Kurvenfahrlicht
•
Working lamp
•
Arbeitsscheinwerfer
•
Bicycle Lamps
•
Fahrradlampe
•
Back-up light
•
Rückfahrleuchte


Similar Part No. - LUWHWQP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUWH9GP OSRAM-LUWH9GP Datasheet
795Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 OSRAM-LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 Datasheet
763Kb / 24P
SMD epoxy package with silicone lens
LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 OSRAM-LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 Datasheet
795Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
LUWH9GP.CE OSRAM-LUWH9GP.CE Datasheet
729Kb / 23P
SMD epoxy package with silicone lens
LUWH9GP.CE-KYLY-EMKM-1 OSRAM-LUWH9GP.CE-KYLY-EMKM-1 Datasheet
699Kb / 24P
SMD epoxy package with silicone lens
More results

Similar Description - LUWHWQP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AVX Corporation
12063F474K4T2A AVX-12063F474K4T2A Datasheet
88Kb / 5P
Automotive MLCC Automotive
logo
OSRAM GmbH
LEUWU1A501 OSRAM-LEUWU1A501 Datasheet
2Mb / 18P
OSRAM OSTAR Headlamp Pro
LUWCEUN.CE OSRAM-LUWCEUN.CE Datasheet
764Kb / 23P
AFS Headlamp Systems
LUWCEUP.CE OSRAM-LUWCEUP.CE Datasheet
805Kb / 23P
AFS Headlamp Systems
KWHJL531.TE OSRAM-KWHJL531.TE Datasheet
885Kb / 24P
Automotive Headlamp
KWHKL531.TE OSRAM-KWHKL531.TE Datasheet
914Kb / 24P
Automotive Headlamp
KWHLL531.TE OSRAM-KWHLL531.TE Datasheet
940Kb / 24P
Automotive Headlamp
logo
Littelfuse
72100 LITTELFUSE-72100 Datasheet
357Kb / 1P
HEADLAMP PUSH PULL SWITCHES
2019 Rev: 021119
logo
ams AG
LEUWU1A301 AMSCO-LEUWU1A301 Datasheet
1Mb / 20P
OSRAM OSTAR Headlamp is designed for applications where high brightness is required.
Version 1.6 2021-02-19
LEUWU1A501 AMSCO-LEUWU1A501 Datasheet
1Mb / 20P
OSRAM OSTAR Headlamp is designed for applications where high brightness is required.
Version 1.6 2021-02-19
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com