Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWP7LP32.PM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWP7LP32.PM
Description  Directional retrofits
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWP7LP32.PM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWP7LP32.PM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWP7LP32.PM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2017-05-09
2
Version 1.0
GW P7LP32.PM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
I
F = 300 mA
[K]
ΦV [lm]
GW P7LP32.PM-RTRU-XX55-1
4000
1500 ... 1800
Q65112A2280
GW P7LP32.PM-RUSP-XX53-1
5000
1640 ... 1940
Q65112A2218
GW P7LP32.PM-RUSP-XX52-1
5700
1640 ... 1940
Q65112A2217
GW P7LP32.PM-RTRU-XX51-1
6500
1500 ... 1800
Q65112A2216
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P7LP32.PM-RUSP-XX53-1
means that only one group RU, SP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW P7LP32.PM-RUSP-XX53-1 means that only one forward voltage group 3A,GA,SA will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P7LP32.PM-RUSP-XX53-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen RU, SP enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
P7LP32.PM-RUSP-XX53-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A,GA,SA
enthalten (siehe Seite 5).
1) page 23
1) Seite 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com