Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JH3321B-R-L-N-A Datasheet(PDF) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3321B-R-L-N-A
Description  LED
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3321B-R-L-N-A Datasheet(HTML) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3321B-R-L-N-A Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3321B
版本:
201511A
Vovp
Rcs
Vcs
L
Tovp
×
×
≈
其中,
Vcs 是 CS 关断阈值(400mV)
Vovp 是需要设定的过压保护点
然后根据 Tovp 时间来计算 Rovp 的电阻值,公式
如下:
3
-
10
*
ovp
130
T
Rovp
≈
(
kohm)
保护功能
JH3321B 内置多种保护功能,包括LED开路/短路
保护,CS电阻短路保护,VCC欠压保护,芯片温度
过热调节等。当输出LED开路时,系统会触发过压
保护逻辑并停止开关工作。
当 LED 短路时,系统工作在 5KHz 低频,所以功耗
很低。当有些异常的情况发生时,比如 CS 采样电
阻短路或者变压器饱和,芯片内部的快速探测电
路会触发保护逻辑,系统马上停止开关工作。
系统进入保护状态后,VCC电压开始下降;当VCC到
达欠压保护阈值时,系统将重启。同时系统不断
的检测负载状态,如果故障解除,系统会重新开
始正常工作。
过温调节功能
JH3321B 具有调节式过热保护功能,在驱动电源过
热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温
升,使电源温度保持在设定值,以提高系统的可
靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 150℃。
PCB 设计
在设计 JH3321B PCB 时,需要遵循以下指南:
旁路电容
VCC的旁路电容需要紧靠芯片VCC和GND引脚。
ROVP 电阻
开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片 ROVP 引
脚。
地线
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片
的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的
地端。
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母
线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、
输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
NC 引脚
NC 引脚内部无连接,建议将其接到芯片地(GND),
加强 ROVP Pin 抗干扰能力。
DRAIN 引脚
增加 DRAIN 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
6/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com