Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWH9GP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWH9GP
Description  Automotive Interior Lighting
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWH9GP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUWH9GP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWH9GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
2017-04-03
1
2017-04-03
OSLON Black
Datasheet
Version 1.7
LUW H9GP
OSLON Black Series combines thermal stability with
high performance and reliability in a compact black
package. It has a metal lead frame and a tried and
tested lens design. The LED can be used wherever
there are large fluctuations in temperature and a large
amount of light is needed from a small area.
Die OSLON Black Series vereint Temperaturstabilität
mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit in einem
kompakten, schwarzen Gehäuse. Sie hat ein
Metall-Leadframe und profitiert vom bewährten
Linsendesign. Eingesetzt werden kann die LED überall
dort, wo große Temperaturschwankungen herrschen
und viel Licht aus kleiner Fläche benötigt wird.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package with silicone lens
•
Gehäusetyp: SMD Epoxyd Gehäuse mit
Silikonlinse
•
Technology: ThinGaN
•
Technologie: ThinGaN
•
Viewing angle at 50 % I
V: 90°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 90°
•
Color: Cx = 0.31, Cy = 0.32 acc. to CIE 1931
(ultra white); CTR = 6500 K
•
Farbe: Cx = 0.31, Cy = 0.32 nach CIE 1931 (ultra
weiß); CTR = 6500 K
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
•
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
•
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Anwendungen
•
Automotive Interior Lighting
•
Automobilbeleuchtung innen
•
Backlighting
•
Hinterleuchtung
•
Reading Lamps
•
Leselampen
•
Architectural Lighting indoor and outdoor
•
Architekturbeleuchtung innen und außen
•
Decorative Lighting
•
Dekorative Beleuchtung


Similar Part No. - LUWH9GP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 OSRAM-LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 Datasheet
763Kb / 24P
SMD epoxy package with silicone lens
LUWH9GP.CE OSRAM-LUWH9GP.CE Datasheet
729Kb / 23P
SMD epoxy package with silicone lens
LUWH9GP.CE-KYLY-EMKM-1 OSRAM-LUWH9GP.CE-KYLY-EMKM-1 Datasheet
699Kb / 24P
SMD epoxy package with silicone lens
More results

Similar Description - LUWH9GP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
Automotive Interior Lighting
LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X OSRAM-LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet
1Mb / 26P
Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com