Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KWDPLS31.MB Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # KWDPLS31.MB
Description  LCD Backlighting
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDPLS31.MB Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  KWDPLS31.MB Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2016-01-19
2
Version 1.2
KW DPLS31.MB
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 24
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 24
Bestellnummer
I
F = 120 mA
ΦV [lm]
KW
DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1
22.4 ... 45
Q65111A4882
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW
DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1 means that only one group 5H, 6H, 7G, 7H, 8G, 8H will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. KW DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. KW DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1 means that only one forward voltage group 24,64,A4 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
KW
DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5H, 6H, 7G, 7H, 8G, 8H
enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. KW DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW DPLS31.MB-7G8H-E4P7-EG-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com