Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAG5AP Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LAG5AP
Description  substitution of micro incandescent lamps
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAG5AP Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAG5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAG5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
LA G5AP
2011-05-04
5
Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema
Forward Voltage Groups
4) page 20
Durchlassspannungsgruppe
4) Seite 20
Wavelength Groups (L
dom), Chromaticity Color Coordinate Groups
3) page 20 , 5) page 20
Wellenlängengruppen (L
dom), Farbortgruppen
3) Seite 20 , 5) Seite 20
Group
Brightness
1) page 20
Brightness
1) page 20
Luminous Flux
2) page 20
Gruppe
Lichtstärke
1) Seite 20
Lichtstärke
1) Seite 20
Lichtstrom
2) Seite 20
I
v(mcd)
I
v(mcd)
Φ
V typ.(mlm)
CX
2800
3300
11600
CY
3300
3900
13600
CZ
3900
4500
15900
DX
4500
5200
18400
DY
5200
6100
21400
DZ
6100
7100
25000
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness
groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die
aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
amber
Gruppe
(min.)[V]
(max.)[V]
3A
1.9
2.05
3B
2.05
2.2
4A
2.2
2.35
4B
2.35
2.5
Group
amber
Gruppe
(min.)[nm]
(max.)[nm]
2
612
616
3
616
620
4
620
624
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com