Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ZD-8903 Datasheet (PDF) - AG Electronica

ZD-8903 Datasheet PDF - AG Electronica
Part # ZD-8903
Download  ZD-8903 Download
File Size   285.43 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description Estación de Soldadura

ZD-8903 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
ZD-8903 Datasheet PDF - AG Electronica

Part # ZD-8903
Download  ZD-8903 Click to download

File Size   285.43 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description Estación de Soldadura

ZD-8903 Datasheet (HTML) - AG Electronica


ZD-8903 Product details

Descripción:
Estación de soldadura controlada, calentador de cerámica y el asa de agarre cómodo. Control de temperatura, modo de calentamiento rápido (350 °C en 30 segundos), Pantalla LCD, muestra Set y Temperatura real, cambios de F o C, luz de fondo de pantalla. Interruptor de apagado. Controlador manipulable con botones.

Especificaciones técnicas:
Alimentación de entrada: 110volt (110volts-130volts) / 60Hz
Tensión de Operación: 24VAC
Potencia del calentador de Cautín: 40Watts (rango máximo 130W)
Temperatura: 160 ℃ -480 ℃
Elemento de calefacción: Calentador de cerámica




Similar Part No. - ZD-8903

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
ZD-108K AGELECTRONICA-ZD-108K Datasheet
216Kb / 1P
Bomba Desoldadora antiestática
17/02/2015
ZD-10G AGELECTRONICA-ZD-10G Datasheet
213Kb / 1P
Lupa, Caimán y soporte de cautín
17/02/2015
ZD-10Y AGELECTRONICA-ZD-10Y Datasheet
589Kb / 1P
Lupa con Lámpara LED y Caimanes
30/Ene/2017
ZD-153 AGELECTRONICA-ZD-153 Datasheet
263Kb / 1P
EXTRACTOR DE AIRE
18/02/2015
logo
List of Unclassifed Man...
ZD-1790 ETC-ZD-1790 Datasheet
756Kb / 5P
Ultrabright LED, 첩 5 mm Untinted Non-Diffused
More results


Similar Description - ZD-8903

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com