Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FAU2 Datasheet (PDF) - AG Electronica

FAU2 Datasheet PDF - AG Electronica
Part # FAU2
Download  FAU2 Download
File Size   198.36 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description FUSIBLE TIPO CLAVIJA 2A/32V

FAU2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
FAU2 Datasheet PDF - AG Electronica

Part # FAU2
Download  FAU2 Click to download

File Size   198.36 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description FUSIBLE TIPO CLAVIJA 2A/32V

FAU2 Datasheet (HTML) - AG Electronica


FAU2 Product details

Descripción
La corriente eléctrica que transita por nuestros dispositivos electrónicos siempre genera calor, por lo que si tenemos algún elemento electrónico que sólo resiste cierta corriente y de repente por cualquier razón (aunque sea por un momento), la corriente en nuestro circuito aumenta de valor, ese elemento puede resultar quemado. Debido a esta situación es que existen elementos de protección como el fusible, cuya función es resistir el paso de corriente hasta cierto punto, pasando ese punto el fusible que está compuesto de un simple cable se romperá cortando el flujo de corriente, protegiendo a los elementos que conforman al circuito.
El valor máximo que soportan puede ser identificado por el color de su encapsulado.

Aplicaciones
Los fusibles tipo clavija se encuentran en una gran variedad de vehículos:
 Coches.
 Autobuses.
 Camiones.
 Entre otros vehículos en general.




Similar Part No. - FAU2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
FAU20 AGELECTRONICA-FAU20 Datasheet
198Kb / 1P
FUSIBLE TIPO CLAVIJA 20A/32V
04/24/2024
FAU25 AGELECTRONICA-FAU25 Datasheet
198Kb / 1P
FUSIBLE TIPO CLAVIJA 25A/32V
04/24/2024
More results


Similar Description - FAU2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
2SB1188 ROHM-2SB1188 Datasheet
93Kb / 4P
Medium power Transistor(-32V, -2A)
2SB891F ROHM-2SB891F Datasheet
538Kb / 11P
MEDIUM POWER TRANSISTOR(-32V, -2A)
2SD1055 ROHM-2SD1055 Datasheet
124Kb / 4P
Medium Power Transistor (32V, 2A)
2SB1188 ROHM-2SB1188_09 Datasheet
180Kb / 4P
Medium power transistor (-32V, -2A)
2SD1766 ROHM-2SD1766_09 Datasheet
176Kb / 4P
Medium power transistor (32V, 2A)
2SB1182 ROHM-2SB1182 Datasheet
153Kb / 4P
Medium power transistor (-32V, -2A)
2SD1758 ROHM-2SD1758 Datasheet
157Kb / 3P
Medium power transistor (32V, 2A)
logo
Littelfuse
2SD1758TLR LITTELFUSE-2SD1758TLR Datasheet
111Kb / 3P
Medium power transistor (32V, 2A)
logo
Rohm
2SD1766T100Q ROHM-2SD1766T100Q Datasheet
176Kb / 4P
Medium power transistor (32V, 2A)
logo
Nanjing International G...
2SB1188 DGNJDZ-2SB1188 Datasheet
483Kb / 4P
Medium power transistor(-32V,-2A)
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com