Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MMFTP84 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # MMFTP84
Description  P-Channel Enhancement Mode FET
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MMFTP84 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MMFTP84 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MMFTP84 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MMFTP84
MMFTP84
P-Channel Enhancement Mode FET
P-Kanal FET – Anreicherungstyp
ID
= - 130 mA
RDS(on) < 10 Ω
Tjmax
= 150°C
VDS = - 50 V
Ptot = 250 mW
Version 2017-06-28
SOT-23
(TO-236)
1 = G
2 = S
3 = D
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Signal processing, Drivers,
Logic level converter
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Signalverarbeitung, Treiberstufen,
Logikpegelwandler,
Standardausführung 1)
Features
Fast switching times
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Schnelle Schaltzeiten
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.01 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
MMFTP84
Drain-Source-voltage
Drain-Source-Spannung
- VDS
50 V
Gate-Source-voltage
Gate-Source-Spannung
D open
VGSO
± 20 V
Power dissipation
Verlustleistung
Ptot
250 mW 3)
Drain current
Drainstrom
dc
- ID
130 mA
Peak Drain current
Drain-Spitzenstrom
- IDM
520 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
+150°C
-55…+150°C
Characteristics
Kennwerte
Tj = 25°C
Min.
Typ.
Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung
- ID = 10 µA
- V(BR)DSS
50 V
–
–
Drain-Source leakage current – Drain-Source-Leckstrom
- VDS = 40 V
- VDS = 50 V
- VDS = 50 V, Tj = 125°C
- IDSS
–
–
100 nA
10 µA
60 µA
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C, unless otherwise specified – TA = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 3 mm2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
1.1
+0.1
0.4+0.1
2.9 ±0.1
1
2
3
Type
Code
1.9±0.1
-0.05
-0.2


Similar Part No. - MMFTP84

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MMFTP84 SEMTECH_ELEC-MMFTP84 Datasheet
170Kb / 2P
P-Channel Enhancement Mode Vertical D-MOS Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMFTP84 VBSEMI-MMFTP84 Datasheet
986Kb / 7P
P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Diotec Semiconductor
MMFTP84 DIOTEC-MMFTP84 Datasheet
747Kb / 3P
P-Channel Enhancement Mode FET P-Kanal FET - Anreicherungstyp
Version 2021-05-27
MMFTP84 DIOTEC-MMFTP84_V01 Datasheet
747Kb / 3P
P-Channel Enhancement Mode FET P-Kanal FET - Anreicherungstyp
Version 2021-05-27
More results

Similar Description - MMFTP84

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Zetex Semiconductors
ZVP1320F ZETEX-ZVP1320F Datasheet
79Kb / 3P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP3310A ZETEX-ZVP3310A Datasheet
82Kb / 3P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP4424A ZETEX-ZVP4424A Datasheet
108Kb / 3P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
logo
Seme LAB
ZVP2106B SEME-LAB-ZVP2106B Datasheet
15Kb / 2P
P CHANNEL ENHANCEMENT MODE DMOS FET
logo
SamHop Microelectronics...
STM4437 SAMHOP-STM4437 Datasheet
644Kb / 7P
P -Channel Enhancement Mode MOS FET
logo
Supertex, Inc
VP5225 SUTEX-VP5225 Datasheet
662Kb / 3P
P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
TP0604N3-G SUTEX-TP0604N3-G Datasheet
697Kb / 5P
P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
VP2206N3-G SUTEX-VP2206N3-G Datasheet
757Kb / 6P
P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
logo
Diotec Semiconductor
MMFTP84 DIOTEC-MMFTP84_V01 Datasheet
747Kb / 3P
P-Channel Enhancement Mode FET P-Kanal FET - Anreicherungstyp
Version 2021-05-27
MMFTP3401 DIOTEC-MMFTP3401 Datasheet
714Kb / 5P
P-Channel Enhancement Mode FET P-Kanal FET – Anreicherungstyp
2023-01-08
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com