Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRTBGRUG Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBGRUG
Description  video walls in outdoor areas
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBGRUG Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRTBGRUG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTBGRUG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
2015-06-30
2
LRTB GRUG
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LRTB GRUG-TTTZ-1+UYVW-29+RTST-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
TT bis TZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB GRUG-TTTZ-1+UYVW-29+RTST-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine
der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Z.B.:
LRTB GRUG-TTTZ-1+UYVW-29+RTST-49 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LRTB GRUG-TTTZ-1+UYVW-29+RTST-49 means that only one group TT to TZ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LRTB GRUG-TTTZ-1+UYVW-29+RTST-49 means that only 1 wavelength group -2, -3,
-4, -5, -6, -7, -8 or -9 will be shippable (see page 8 for explanation). E.g. Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8
oder -9 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Z.B.: LRTB GRUG-TTTZ-1+UYVW-29+RTST-49 means
that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 26
Luminous Intensity
1) page 26
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
red
true green
blue
LRTB GRUG
red
true green
blue
297 … 560
630 …1183
118 …250
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTB GRUG-TTTZ-1+UYVW-29+RTST-49
Q65111A5991



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com