Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTY8SG Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LTY8SG
Description  Micro SIDELED 3010
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTY8SG Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LTY8SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTY8SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 2.2
LT Y8SG
2014-10-16
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups
4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups 3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
AB
1400
1800
4800
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
4
2.90
3.20
5
3.20
3.50
6
3.50
3.70
Group
true green
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
3
519
525
4
525
531
5
531
537
6
537
543
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com