Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWCSSRM2.PM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWCSSRM2.PM
Description  Industrial lighting
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWCSSRM2.PM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWCSSRM2.PM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2017-10-26
2
Version 1.5
GW CSSRM2.PM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
IF = 700 mA, TJ =
85 °C
[K]
ΦV [lm]
GW CSSRM2.PM-N2N4-A737-1
3000
290 ... 320
Q65112A4221
GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1
3000
290 ... 320
Q65112A4222
GW CSSRM2.PM-N2N4-A636-1
3500
290 ... 320
Q65112A4219
GW CSSRM2.PM-N2N4-XX56-1
3500
290 ... 320
Q65112A4220
GW CSSRM2.PM-N3N5-A535-1
4000
300 ... 330
Q65112A4217
GW CSSRM2.PM-N3N5-XX55-1
4000
300 ... 330
Q65112A4218
GW CSSRM2.PM-N3N5-A434-1
4500
300 ... 330
Q65112A4215
GW CSSRM2.PM-N3N5-XX54-1
4500
300 ... 330
Q65112A4216
GW CSSRM2.PM-N3N5-A333-1
5000
300 ... 330
Q65112A0201
GW CSSRM2.PM-N3N5-XX53-1
5000
300 ... 330
Q65112A0232
GW CSSRM2.PM-N3N5-A232-1
5700
300 ... 330
Q65112A0217
GW CSSRM2.PM-N3N5-XX52-1
5700
300 ... 330
Q65112A0228
GW CSSRM2.PM-N2N4-A131-1
6500
290 ... 320
Q65112A0236
GW CSSRM2.PM-N2N4-XX51-1
6500
290 ... 320
Q65112A0235
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1
means that only one group N2, N3, N4 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1 means that only one forward voltage group K2,L1,L2,M1,M2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen N2, N3, N4 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
CSSRM2.PM-N2N4-XX57-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
K2,L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 5).
1) page 24
1) Seite 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com