Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWKAFJB3.DM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # GWKAFJB3.DM
Description  Downlights
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWKAFJB3.DM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWKAFJB3.DM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
2016-05-06
1
2016-05-06
SOLERIQ
® S 9
Datasheet
Version 1.0
GW KAFJB3.DM
The SOLERIQ
® S products were specifically designed
for applications requiring large flux packages out of a
compact area. This “Brilliant Color” version is designed
for shop lighting applications. It features a high color
quality which is similar to high intensity discharge
lamps (HID). Its brilliant light not only provides a high
quality of white but also enables rich and saturated
colors which have only been possible with HID lamps
before.
Die SOLERIQ
® S Produkte wurden speziell für
Anwendungen entwickelt, die großen Lichtstrom aus
einer kompakten Fläche benötigen. Die “Brilliant
Color” Variante wurde zur optimalen Präsentation von
Waren in Verkaufsräumen entwickelt. Die hohe
Farbqualität ist vergleichbar mit der von
Hochdruck-Entladungslampen. Das brilliante Licht
erzeugt nicht nur ein hochwertiges Weiß, sondern
bringt auch die Fülle und Sättigung der Farben so zur
Geltung, wie man es bisher nur von Entladungslampen
kennt.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: Chip-on-Board
Gehäusetyp: Chip-on-Board
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
CRI: min. 85
CRI: min. 85
Luminous Flux: typ. 1250 lm @ 3250 K, 85 °C
Lichtstrom: typ. 1250 lm @ 3250 K, 85 °C
Luminous efficacy: typ. 90 lm/W @ 3250 K, 85 °C
Lichtausbeute: typ. 90 lm/W @ 3250 K, 85 °C
Applications
Anwendungen
Downlights
Downlights
Indoor General Lighting
Innen-Allgemeinbeleuchtung
Museum lighting
Museumsbeleuchtung
Shop lighting
Ladenbeleuchtung
Spot lights
Spot-Leuchten
Color: 3250 K (white)
Farbe: 3250 K (weiß)


Similar Part No. - GWKAFJB3.DM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWKAFJB3.CM OSRAM-GWKAFJB3.CM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFJB3.CM-RQRR-27B3 OSRAM-GWKAFJB3.CM-RQRR-27B3 Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFJB3.CM-RQRR-27S3 OSRAM-GWKAFJB3.CM-RQRR-27S3 Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFJB3.CM-RRRS-30B3 OSRAM-GWKAFJB3.CM-RRRS-30B3 Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFJB3.CM-RRRS-30S3 OSRAM-GWKAFJB3.CM-RRRS-30S3 Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
More results

Similar Description - GWKAFJB3.DM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWKAGGB3.EM OSRAM-GWKAGGB3.EM Datasheet
1Mb / 18P
Downlights
GWKAGHB3.CM OSRAM-GWKAGHB3.CM Datasheet
784Kb / 17P
Downlights
GWKAFGB3.EM OSRAM-GWKAFGB3.EM Datasheet
939Kb / 17P
Downlights
GWKAFGB3.CM OSRAM-GWKAFGB3.CM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFGB3.DM OSRAM-GWKAFGB3.DM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFHB3.EM OSRAM-GWKAFHB3.EM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFHB5.BM OSRAM-GWKAFHB5.BM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFJB3.CM OSRAM-GWKAFJB3.CM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAFJB3.EM OSRAM-GWKAFJB3.EM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
GWKAGMB5.BM OSRAM-GWKAGMB5.BM Datasheet
1Mb / 17P
Downlights
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com