Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRG6SP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRG6SP
Description  Advanced Power TOPLED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRG6SP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRG6SP_17 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRG6SP_17 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-06-27
2
Version 1.0
LR G6SP - Dual Binning
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 10 mA
I
F = 140 mA
IV [mcd]
Iv [mcd]
LR
G6SP-T1U2-1-A3D3+DA
EA-46-G3R3
280 ... 710
4500 ... 9000
Q65112A2947
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LR
G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 means that only one group T1, T2, U1, U2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LR G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LR
G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LR G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 means that only one forward voltage group A3,D3 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
LR
G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen T1, T2, U1, U2
enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LR G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 6). LR G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 bedeutet, dass das Bauteil
innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LR G6SP-T1U2-1-A3D3+DAEA-46-G3R3 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen A3,D3
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com