Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECGP3W Datasheet(PDF) 16 Page - OSRAM GmbH

Part # LECGP3W
Description  OSRAM OSTAR Projection Power
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECGP3W Datasheet(HTML) 16 Page - OSRAM GmbH

Back Button LECGP3W Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LECGP3W Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 25 page
background image
2015-08-12
16
Version 1.4
LE CG P3W
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336
h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]
Note:
Package not suitable for any kind of wet cleaning
or ultrasonic cleaning.
Anm.:
Das Gehäuse ist für alle Arten einer
nasschemischen Reinigung oder
Ultraschallreinigung nicht geeignet.
Data Matrix Code Description
Data Matrix Code Beschreibung
The Data Matrix Code bin information is Laser marked during testing
Content: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee
Data Matrix Code Type: ECC200
a = Luminous Flux (Phiv) [lm] or Radiant Flux (Phie) [W]
(example: 3306)
b = Forward Voltage (Vf ) [V]
(example: 3.46)
c = Wavelength (Ldom) [nm]
(example: 618)
d = Color Coordinate Cx
(example: 0.321)
e = Color Coordinate Cy
(example: 0.641)
@: Seperator = Blank
Die Bin -Information auf dem Datamatrix Code wird während des Testens geschrieben
Inhalt: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee
Data Matrix Code Typ: ECC200
a = Lichtstrom (Phiv) [lm] oder Strahlleistung (Phie) [W]
(Beispiel: 3306)
b = Vorwärtsspannung (Vf ) [V]
(Beispiel: 3.46)
c = Wellenlänge (Ldom) [nm]
(Beispiel: 618)
d = Farbkoordinate Cx
(Beispiel: 0.321)
d = Farbkoordinate Cy
(Beispiel: 0.641)
@: Platzhalter = Leerzeichen



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com