Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IRC-PB21 Datasheet(PDF) 3 Page - ASM GmbH

Part # IRC-PB21
Description  Infrarot-Temperatur-Messger채te
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

IRC-PB21 Datasheet(HTML) 3 Page - ASM GmbH

  IRC-PB21 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH IRC-PB21 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH IRC-PB21 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
18
KAT-IRC-2011
ASM GmbH
Tel.: 08123/986-0 Fax: 08123/986-500 www.asm-sensor.de
Serie IRC-PB (RS485 MODBUS)
Infrarot-Temperatur-Messgeräte
Technische Daten
Modelltyp
IRC-PM240
IRC-PM240E
Merkmale
für bis zu 8 Sensoren,
separat konfigurierbar
zusätzlich Analogausgang
(0 ... 10VDC) für bis zu 4 Senso-
ren, 16x-konfigurierbare Alarm-
ausgänge
Anzeige
320 x 240 Punkte mit 3,5“-TFT-Farbanzeige
Versorgungsspannung
12 bis 24 V DC
Stromaufnahme
8 W
Umgebungstemperatur
0 bis 45°C
Feuchtebereich (Betriebsumgebung)
35% bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart
IP54 (Displayseite) und IP30 (Gehäuse)
Ports
Seriell EXP1 (RS485 Modbus RTU)
Seriell COM2 (RS485 / RS232 für zweites Display - nur anzeigen)
Abmessungen
140 x 100 x 44 mm
140 x 100 x 65 mm
Ausgänge
4 Analogausgänge 0 ... 10VDC
16 programmierbare Alarm-
ausgänge 12/24VDC
700 mA (max. 3 A pro Block von
8 Ausgängen)
Touch-Screen für konfigurierbare berührungslo-
se Temperatursensoren mit RS485 MODBUS
• 320 x 240 Punkte mit 3,5“-TFT-Farbanzeige
• Für bis zu 8 PyroBus Sensoren
• Erhältlich in 2 Versionen: PM240 und PM240E
• IP54 (Displayseite) und IP30 (Gehäuse)
Panel-Ausschnitt



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com