Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IRC-PB21 Datasheet(PDF) 1 Page - ASM GmbH

Part # IRC-PB21
Description  Infrarot-Temperatur-Messger채te
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

IRC-PB21 Datasheet(HTML) 1 Page - ASM GmbH

  IRC-PB21 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH IRC-PB21 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH IRC-PB21 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
16
KAT-IRC-2011
ASM GmbH
Tel.: 08123/986-0 Fax: 08123/986-500 www.asm-sensor.de
Technische Daten
Modelltyp
IRC-PB21
IRC-PB151
IRC-PB301
IRC-PBCF mit Fokus 100mm / Ø5mm
Schnittstelle
RS485 MODBUS RTU
Messbereich/Temperaturbereich
-20 bis 500°C
Messunsicherheit
±1% v. Messwert oder ±1°C (der größere Wert)
Wiederholgenauigkeit
±0,5% v. Messwert oder ±0,5°C (der größere Wert)
Ansprechzeit
240ms (90% vom Endwert)
Emissionsfaktor (ε)
0,2 bis 1,0
Spektralbereich
8,0 bis 14µm
Abstand : Messfleck Ø
2 : 1
15 : 1
30 : 1
Stromversorgung
12VDC (6 - 13VDC)
Baudrate
9600 baud (andere Einstellungen auf Anfrage)
Datenformat
8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit
Gehäusematerial
Edelstahl
Abmessungen
Ø18mm x 103mm
Konfigurierung
über PM240 / PM240E
Montage
Gewinde M16 x 1
Gewicht mit Kabel / Kabellänge
95 g / Ausgangskabel: 1 m
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur
0 bis 70°C
Feuchtebereich
95% rel. Feuchte, nicht kondensierend
Option
Touch-Screen IRC-PM240 / IRC-PM240E
Konfigurierbare berührungslose Temperatur-
sensoren mit RS485 MODBUS
• Am PC konfigurierbar, mit Software und USB-Kabel
• Einstellbarer Emissionsfaktor
• Eingebauter RS485 MODBUS mit RTU-Schnittstelle
• Messbereich -20 bis 500°C
• Edelstahlgehäuse, IP65
• Anzeige von Maximal-, Minimal-, Durchschnitts- und
Momentanwerten; Max./Min.-Wert halten, Kompensation
Fremdstrahlungsenergie
• Optionales Touch-Screen IRC-PM240 / IRC-PM240E
für die Konfiguration von bis zu 8 Sensoren
Serie IRC-PB (RS485 MODBUS)
Infrarot-Temperatur-Messgeräte


Similar Part No. - IRC-PB21

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ASM GmbH
IRC-PC ASM-SENSOR-IRC-PC Datasheet
699Kb / 2P
nfrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PC151 ASM-SENSOR-IRC-PC151 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PC301 ASM-SENSOR-IRC-PC301 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PCM151HT-X ASM-SENSOR-IRC-PCM151HT-X Datasheet
272Kb / 2P
Miniatur-IR-Temperatursensoren mit abgesetzter Elektronik
More results

Similar Description - IRC-PB21

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
TDA4050 SIEMENS-TDA4050 Datasheet
193Kb / 5P
Infrarot-Vorverstarker
logo
ASM GmbH
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
CS ASM-SENSOR-CS Datasheet
372Kb / 2P
nfrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PC ASM-SENSOR-IRC-PC Datasheet
699Kb / 2P
nfrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PE ASM-SENSOR-IRC-PE Datasheet
316Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PU2.2 ASM-SENSOR-IRC-PU2.2 Datasheet
294Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
PM-MA-301-CT-BRT ASM-SENSOR-PM-MA-301-CT-BRT Datasheet
483Kb / 4P
Miniatur-Infrarot-Temperatur-Messger채t
BA ASM-SENSOR-BA Datasheet
695Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
BF-30-I-A ASM-SENSOR-BF-30-I-A Datasheet
264Kb / 1P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
BS ASM-SENSOR-BS Datasheet
137Kb / 2P
Infrarot-Temperatursensoren
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com