Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LACPDP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LACPDP
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LACPDP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LACPDP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LACPDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP
OSLON SSL
Ceramic package
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2011-03-21
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit
Silikonverguss und Linse
• Typischer Lichtstrom: 60 lm (rot);
74 lm (amber); 55 lm (gelb) bei 400 mA und bis
zu 132 lm (rot); 162 lm (amber); 106 lm (gelb)
bei 1 A
• Besonderheit des Bauteils: Kompakte
Lichtquelle für platzsparende Designs
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: 150°
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 79 lm/W (rot),
95 lm/W (amber), 68 lm/W (gelb) bei 100 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 13
Anwendungen
• Architekturbeleuchtung
• Bühnen- und Effekt-Beleuchtung
• Ladenbeleuchtung
• farbveränderliche Lichtquellen
Features
• package: SMD ceramic package with silicon
resin with lens
• typical Luminous Flux: 60 lm (red);
74 lm (amber); 55 lm (yellow) at 400 mA and up
132 lm(rot); 162 lm (amber); 106 lm (yellow) at
1 A
• feature of the device: small size high-flux LED
for slim designs
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: 150°
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 79 lm/W (red),
95 lm/W (amber), 68 lm/W (yellow) at 100 mA
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12-mm tape with 600/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 13
Applications
• Architectural lighting
• Stage and entertainment lighting
• Retail and shop lighting
• Color changing fixtures


Similar Part No. - LACPDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LACP7P OSRAM-LACP7P Datasheet
419Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results

Similar Description - LACPDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LACP7P OSRAM-LACP7P Datasheet
419Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LDCP7P OSRAM-LDCP7P Datasheet
405Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LHCPDP OSRAM-LHCPDP Datasheet
363Kb / 17P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCPDP.PC OSRAM-LCWCPDP.PC Datasheet
475Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCQ7P.CC OSRAM-LCWCQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CP7P OSRAM-LCW-CP7P Datasheet
565Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQ7P.CC OSRAM-LCW-CQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQAR.PC OSRAM-LCW-CQAR.PC Datasheet
197Kb / 10P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CP7P OSRAM-LUW-CP7P Datasheet
450Kb / 18P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CPDP OSRAM-LUW-CPDP Datasheet
509Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com