Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTW5AM Datasheet(PDF) 21 Page - OSRAM GmbH

Part # LTW5AM
Description  white SMD package, clear silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTW5AM Datasheet(HTML) 21 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTW5AM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LTW5AM Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
Released
LD W5AM, LB W5AM, LT W5AM
2010-08-26
21
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 / IEC
62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe für blau und
tief blau und "low risk"- Gruppe für true grün (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25s für blau und
tief blau bzw. 100s für grün bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von
diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial
besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen
und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 / IEC
62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the"moderate risk" group for blue und
deep blue and "low risk" group for true green (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s for blue and deep
blue or 100 s for green). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their
blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will
take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components
6) page 22 may only be used in life-support devices or systems7) page 22 with the express written approval of
OSRAM OS.
Revision History: 2010-08-26
Previous Version:
2010-08-24
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
datasheet created
2008-11-06
2, 3
ordering code corrected
2009-03-16
5
Thermal resistance R
th JS (typ.) corrected
2009-04-22
2
Ordering code (deep blue) changed
2009-04-24
4
OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced)
2009-06-16
14
Package Outlines and Method of Taping / Polarity and Orientation updated
2009-06-19
2, 3, 7
ordering code (blue): brightness range changed
2009-10-16
1, 14
Packing unit corrected
2009-10-19
1
typical Luminous Flux updated
2009-10-19
1, 5
optical efficiency updated
2009-10-19
1, 15
additional information
2010-03-02
all
data sheet released
2010-03-17
2, 5, 6
ordering code changed
2010-04-27
1, 4
dominant wavelength corrected
2010-08-24
21
Eye safety information corrected
2010-08-26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com