Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBW5AP Datasheet(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

Part # LBW5AP
Description  black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5AP Datasheet(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBW5AP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 19 page
background image
2008-08-08
18
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LD W5AP, LB W5AP, LT W5AP
Für LD W5AP und LB W5AP:
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der
Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp sy-
stems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "mo-
derate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s
bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht da-
mit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt wer-
den, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial
besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können tempo-
rär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Be-
einträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
For LD W5AP and LB W5AP:
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety
occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps
and lamp systems")-
IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the
"lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under
real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endan-
germent to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components
7) page 19 may only be used in life-support devices or systems8) page 19 with the express written approval of
OSRAM OS.
Revision History: 2008-08-08
Previous Version:
2008-07-23
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
18
eye-safety-guideline implemented
2007-12-07
2
ordering code for true green added
2008-06-04
5, 6
wavelengt group 6 for true green added
2008-06-04
13
Package Outlines updated
2008-07-23
14
Recommended Solder Pad updated
2008-08-08



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com