Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBW5AP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LBW5AP
Description  black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5AP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBW5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBW5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2008-08-08
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LD W5AP, LB W5AP, LT W5AP
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB W5AP-HZKX-23 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen HZ, JX, JY, JZ,
oder KX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W5AP-HZKX-23 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2 oder -3 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB W5AP-HZKX-23 means that only one group HZ, JX, JY, JZ or KX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LB W5AP-HZKX-23 means that only 1 wavelength group -2 or -3 will be
shippable.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 6 for
explanation.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Strahlungsleistung
1) Seite 19
Radiant Power
1) page 19
I
F = 1,4 A
Φ
E (mW)
Bestellnummer
Ordering Code
LD W5AP-3V8A-35
deep blue
900 ...
1800
Q65110A7165
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous
Flux
1) page 19
IF = 1,4 A
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 19
Luminous
Intensity
2) page 19
IF = 1,4 A
IV (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LB W5AP-HZKX-23
blue
39.0 ...
82.0
16.3 (typ.)
Q65110A7558
LB W5AP-JYKY-35
blue
52.0 ...
97.0
20.1 (typ.)
Q65110A7557
LT W5AP-LYMZ-25
true green
130.0 ...
280.0
55.4 (typ.)
Q65110A7157
LT W5AP-LYMZ-36
true green
130.0 ...
280.0
55.4 (typ.)
Q65110A8195



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com