Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTW5AP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LTW5AP
Description  black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTW5AP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LTW5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTW5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
LD W5AP, LB W5AP, LT W5AP
Diamond DRAGON
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2008-08-08
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: schwarzes SMD-Gehäuse,
farbloser klarer Silikon - Verguss, Silikon - Linse
• Typischer Lichtfluss: 1250 mW (tief blau);
75 lm (blau); 185 lm (true green) bei 1,4 A
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle
mit hoher Lichtausbeute bei geringem
Platzbedarf
• Wellenlänge: 455 nm (tief blau),
470 nm (blau), 528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: 140°
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 28 % (tief blau),
14 lm/W (blau), 32 lm/W (true green) bei 1,4 A
• Gruppierungsparameter: Strahlungsleistung,
Lichtstrom, Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Außen und Innenbeleuchtung
• Notbeleuchtungen
• Signal- und Warnleuchten
• dekorative Beleuchtung
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Aussenbereich
• Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung
• Vitrinenbeleuchtung
Features
• package: black SMD package, colorless clear
silicone resin, silicone lense
• typical Luminous Flux: 1250 mW (deep
blue); 75 lm (blue); 185 lm (true green) at 1,4 A
• feature of the device: point lightsource with
high luminous efficiency and low space
• wavelength: 455 nm (deep blue),
470 nm (blue), 528 nm (true green)
• viewing angle: 140°
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 28 % (deep blue),
14 lm/W (blue), 32 lm/W (true green) bei 1,4 A
• grouping parameter: radiant power, luminous
flux, wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 200/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• indoor and outdoor lighting
• emergency lighting
• signal and symbol luminaire
• decorative lighting
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• spotlights
• glass carbinet lighting


Similar Part No. - LTW5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LTW5AM OSRAM-LTW5AM Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON Plus
LTW5AM OSRAM-LTW5AM Datasheet
404Kb / 22P
white SMD package, clear silicone lens
LTW5AM-KYKZ-35 OSRAM-LTW5AM-KYKZ-35 Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON Plus
LTW5AM-KZLY-36 OSRAM-LTW5AM-KZLY-36 Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON Plus
More results

Similar Description - LTW5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRW5AM OSRAM-LRW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRW5AP OSRAM-LRW5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LCWW5AP OSRAM-LCWW5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LUWW5AP OSRAM-LUWW5AP Datasheet
848Kb / 20P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LR-W5AM OSRAM-LR-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-W5AP OSRAM-LR-W5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LD-W5AP OSRAM-LD-W5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LW-W5AP OSRAM-LW-W5AP Datasheet
642Kb / 18P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LCW-W5AP OSRAM-LCW-W5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LUW-W5AP OSRAM-LUW-W5AP Datasheet
848Kb / 20P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com