Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBW5KM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LBW5KM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5KM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBW5KM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBW5KM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2009-11-13
2
Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs
LB W5KM, LD W5KM,
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB W5KM-FZHX-35
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FZ, GX, GY, GZ, oder HX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W5KM-FZHX-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4,
oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB W5KM-FZHX-35 means
that only one group FZ, GX, GY, GZ, or HX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LB W5KM-FZHX-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Strahlungsleistung
1) Seite 18
Radiant Power
1) page 18
I
F = 350 mA
Φ
E (mW)
Bestellnummer
Ordering Code
LD W5KM-1T4T-35
deep blue
280 ...
450
Q65110A8259
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous
Flux
1) page 18
I
F = 350 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB W5KM-FZHX-35
blue
15.000 ... 33.000
Q65110A9223
LT W5KM-JYKZ-25
true green
52.000 ... 112.000
Q65110A9210



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com