Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LHCPDP Datasheet(PDF) 15 Page - OSRAM GmbH

Part # LHCPDP
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LHCPDP Datasheet(HTML) 15 Page - OSRAM GmbH

Back Button LHCPDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LHCPDP Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
Released
LH CPDP
2011-03-21
15
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
s
e
re
fl
o
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
21002
1998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
oisture
Level
3
Floor
tim
e
16
8
H
ours
M
oisture
Level
6
Floor
tim
e
6
Hours
a)
H
um
idity
Ind
ica
tor
Card
is
>
10%
when
read
at
23
˚C
±
5
˚C
, or
reflo
w,
vapor-ph
ase
re
flow,
or
equivalent
processing
(pe
ak
packa
ge
2.
After
this
bag
is
op
en
ed,
d
evices
th
at
w
ill
be
subjecte
d
to
infrare
d
1.
S
helf
life
in
sealed
bag:
24
m
onths
at
<
40
˚C
an
d
<
90%
relative
hum
idity
(R
H
).
M
oisture
Level
5a
a
t facto
ry
conditions
of
(if
blan
k,
se
al
date
is
id
entical
w
ith
date
code).
a)
M
oun
ted
within
b)
Stored
at
b
ody
tem
p.
3
. D
evi
ces
requ
ire
b
aking
, before
m
ounting,
if:
Bag
seal
date
M
oisture
Level
1
M
oistu
re
Le
vel
2
M
ois
tu
re
Level
2
a
4.
If
ba
king
is
requ
ired,
b)
2a
or
2b
is
no
t m
et.
D
ate
a
nd
tim
e
ope
ne
d:
refe
rence
IPC
/J
ED
EC
J-STD-03
3
for
ba
ke
procedure.
F
loo
r tim
e
see
b
elow
If
blank,
see
ba
r co
de
label
F
loor
tim
e
>
1
Year
F
loo
r tim
e
1
Y
ear
Floor
time
4
We
eks
10%
R
H.
_
<
M
oisture
Le
vel
4
Moisture
Lev
el
5
˚C).
OPT
O
S
EMICO
N
DUC
TORS
M
OISTURE
SE
NSIT
IVE
This
bag
contains
C
A
U
T
IO
N
Floor
tim
e
72
Hours
Floo
r tim
e
48
Hours
F
loor
tim
e
24
Ho
urs
30
˚C/60%
RH
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com