Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRW5KM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRW5KM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRW5KM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRW5KM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRW5KM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2009-11-13
2
Released
LR W5KM, LY W5KM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LY W5KM-HYJZ-36 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen HY, HZ,
JX, JY oder JZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY W5KM-HYJZ-36 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LY W5KM-HYJZ-36 means that only one group HY, HZ, JX, JY or JZ will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LY W5KM-HYJZ-36 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5
or -6 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see
page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1)
Seite 15
Luminous Flux
1)
page 15
I
F = 400 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LY W5KM-HYJZ-36
yellow
33.000 ... 71.000
Q65110A6032
LR W5KM-HXJX-1
LR W5KM-HZJZ-1
red
28.000 ... 52.000
39.000 ... 71.000
Q65110A4392
Q65110A4393



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com