Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWCSHPM1.PM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWCSHPM1.PM
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWCSHPM1.PM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWCSHPM1.PM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2017-11-09
2
Version 1.4
GW CSHPM1.PM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
IF
=
85 °C
[K]
ΦV [lm]
GW CSHPM1.PM-LRLT-A737-1
3000
130 ... 164
Q65112A1125
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX57-1
3000
130 ... 164
Q65112A1124
GW CSHPM1.PM-LRLT-A636-1
3500
130 ... 164
Q65112A1123
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX56-1
3500
130 ... 164
Q65112A1122
GW CSHPM1.PM-LRLT-A535-1
4000
130 ... 164
Q65111A7342
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX55-1
4000
130 ... 164
Q65111A8238
GW CSHPM1.PM-LRLT-A434-1
4500
130 ... 164
Q65111A7336
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX54-1
4500
130 ... 164
Q65111A8239
GW CSHPM1.PM-LRLT-A333-1
5000
130 ... 164
Q65111A7337
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX53-1
5000
130 ... 164
Q65111A8240
GW CSHPM1.PM-LRLT-A232-1
5700
130 ... 164
Q65111A7334
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX52-1
5700
130 ... 164
Q65111A8241
GW CSHPM1.PM-LRLT-A131-1
6500
130 ... 164
Q65111A7326
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX51-1
6500
130 ... 164
Q65111A8242
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW CSHPM1.PM-LRLT-XX57-1
means that only one group LR, LS, LT will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW CSHPM1.PM-LRLT-XX57-1 means that only one forward voltage group K2,L1,L2,M1,M2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW CSHPM1.PM-LRLT-XX57-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LR, LS, LT enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
CSHPM1.PM-LRLT-XX57-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
K2,L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 5).
1) page 24
1) Seite 24
= 350 mA, TJ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com