Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWDASPA1.UC Datasheet(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

Part # GWDASPA1.UC
Description  Optimized for high efficacies under application conditions
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWDASPA1.UC Datasheet(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button GWDASPA1.UC Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH GWDASPA1.UC Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
Preliminary Version 0.1
GW DASPA1.UC
2012-12-14
17
DRAFT – For Reference only. Subject to change.
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Safety Advice
The evaluation of eye safety occurs according to
the standard IEC 62471:2006 ("photobiological of
lamps and lamp systems"). Within the risk
grouping system of this CIE standard, the LED
specified in this data sheet fall into the class low
risk (exposure time 100 s). Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources
have a high secondary exposure potential due to
their blinding effect. As is also true when viewing
other bright light sources (e. g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and
afterimages can occur, leading to irritation,
annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Sicherheitshinweise
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen
die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs
folgende Gruppenanforderung low risk
(Expositionsdauer 100 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z. B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
200
±5 (7,874 ±0,1968)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA02044
OS
RA
M
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
is
tu
re
L
ev
e
l
3
Fl
o
or
tim
e
16
8
H
o
u
rs
Mo
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
loo
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
mi
di
ty
I
n
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
en
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
, or
re
fl
o
w,
v
a
p
o
r-ph
as
e
ref
lo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t p
ro
ce
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
ck
a
g
e
2
. A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
su
b
je
c
te
d
to
inf
ra
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
i
n
s
e
a
le
d
b
a
g
: 2
4
m
on
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
rel
a
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H)
.
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t f
a
c
to
ry
c
o
n
d
iti
o
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
i
s
ide
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
co
d
e)
.
a
) M
o
u
n
ted
w
ith
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
dy
te
m
p
.
3
.
D
e
vi
ce
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
ef
o
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
1
Mo
is
tu
re
L
e
ve
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
2
a
4.
If
b
a
king
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
me
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
ed
:
ref
e
ren
c
e
IP
C
/J
ED
EC
J
-S
TD
-0
33
fo
r
b
a
k
e
pr
o
c
e
d
u
re
.
F
loo
r
time
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
co
d
e
la
b
e
l
Fl
oo
r tim
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
1
Ye
a
r
F
lo
o
r
ti
me
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H.
_
<
M
oi
s
tu
re
Le
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
OP
TO
S
E
M
IC
O
N
D
U
CT
OR
S
MO
IS
TUR
E
S
EN
S
ITI
V
E
T
h
is
ba
g
co
nt
ai
n
s
CA
U
T
IO
N
Fl
o
o
r
ti
m
e
72
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
me
4
8
H
o
u
rs
F
lo
or
ti
me
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
RH
.
_
<
LE
VE
L
If
b
la
n
k
,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com