Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWSBLMA1.EM Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # GWSBLMA1.EM
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWSBLMA1.EM Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWSBLMA1.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
Version 2.2
GW SBLMA1.EM
GW SBLMA1.EM-HQHS-XX33-L1N2
5000
30.4 ... 39
Q65111A8322
GW SBLMA1.EM-GUHQ-A232-L1N2
5700
25.9 ... 33
Q65111A8045
GW SBLMA1.EM-GUHQ-XX52-L1N2
5700
25.9 ... 33
Q65111A8059
GW SBLMA1.EM-HPHR-A232-L1N2
5700
28 ... 35.9
Q65111A8046
GW SBLMA1.EM-HPHR-XX52-L1N2
5700
28 ... 35.9
Q65111A8060
GW SBLMA1.EM-HPHR-XX32-L1N2
5700
28 ... 35.9
Q65111A8341
GW SBLMA1.EM-GUHQ-A131-L1N2
6500
25.9 ... 33
Q65111A8047
GW SBLMA1.EM-GUHQ-XX51-L1N2
6500
25.9 ... 33
Q65111A8061
GW SBLMA1.EM-HPHR-A131-L1N2
6500
28 ... 35.9
Q65111A8048
GW SBLMA1.EM-HPHR-XX51-L1N2
6500
28 ... 35.9
Q65111A8062
GW SBLMA1.EM-HPHR-XX31-L1N2
6500
28 ... 35.9
Q65111A8342
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW
SBLMA1.EM-GTHP-XX58-L1N2 means that only one group GT, GU, HP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW SBLMA1.EM-GTHP-XX58-L1N2 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW SBLMA1.EM-GTHP-XX58-L1N2 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will
be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
8).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
GW
SBLMA1.EM-GTHP-XX58-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GT, GU, HP enhalten
ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW SBLMA1.EM-GTHP-XX58-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW SBLMA1.EM-GTHP-XX58-L1N2 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW SBLMA1.EM-GTHP-XX58-L1N2 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 8).
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 27
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 27
Bestellnummer
I
F = 65 mA
[K]
ΦV [lm]
2016-07-21
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com